công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSM-16151G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - China Semiconductor Corporation

tên linh kiện CSM-16151G
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 Inch 16X16 Dot-Matrix Display
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHINASEMI [China Semiconductor Corporation]
Trang chủ  
Logo CHINASEMI - China Semiconductor Corporation

CSM-16151G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - China Semiconductor Corporation

  CSM-16151G Datasheet HTML 1Page - China Semiconductor Corporation CSM-16151G Datasheet HTML 2Page - China Semiconductor Corporation CSM-16151G Datasheet HTML 3Page - China Semiconductor Corporation CSM-16151G Datasheet HTML 4Page - China Semiconductor Corporation CSM-16151G Datasheet HTML 5Page - China Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
CHINA
SEMICONDUCTOR
Spec. No.
CORPORATION
Rev.
Features -
1. 1.5 inch (39.2mm) Matrix height.
3. RoHs compliant.
4. Low power consumption.
5. Easy mounting on P.C. board or socket.
Device Selection Guide -
Column
Row
Anode
Cathode
Cathode
Anode
Package Dimensions -
Page
1/4
Model No CSM-16151G/16161G
PS-ND-08090304
Part No.
CSM-16151G
GaP
Yellow Green
Material
A
Chip
Emitted Color
2. 16x16 array with X-Y select.
Description
http://www.csctw.com.tw
CSM-16161G
GaP
Yellow Green



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com