công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SW124D15HIMSMF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Superworld Electronics

tên linh kiện SW124D15HIMSMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.75W High Isolation 3kVdc Surface Mount DC-DC Converter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
Trang chủ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

SW124D15HIMSMF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Superworld Electronics

  SW124D15HIMSMF Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics SW124D15HIMSMF Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SW1 HIMSM Series Product Datasheet
www.superworld.com.sg
2 of 2
SW1 HIMSM INPUT SPECIFICATIONS
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPICAL
MAX
UNITS
Input Current (No Load)
5 Vin models
20
mA
12 Vin models
10
15 & 24 Vin models
8
Voltage Range
5 Vin models
4.5
5
5.5
Vdc
12 Vin models
10.8
12
13.2
15 Vin models
13.5
15
16.5
24 Vin models
21.5
24
26.5
SW1 HIMSM OUTPUT SPECIFICATIONS
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPICAL
MAX
UNITS
Rated Power
All models
0.75
W
Voltage Setpoint Accuracy
±
5
%
Line Regulation
1% change in Vin
1.2
%
Load Regulation
5Vout
5
10
%
(10% load to rated load)
12 & 15 Vout
3
10
%
Ripple & Noise
BW = DC to 20MHz
All models
45
90
mVp-p
Maximum Voltage (1 mA load)
5 Vout models
7
Vdc
12 Vout models
15
15 Vout models
18
Temperature Coefficient
±
0.01
%/
oC
Capacitive Load
10
µF
Short Circuit Protection
1
second
SW1 HIMSM GENERAL CHARACTERISTICS
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPICAL
MAX
UNITS
Temperature
Specification
(5&12V)
-40
--
85
oC
Specification
(15&24V)
-40
--
70
oC
Storage
-40
--
110
oC
Isolation
Isolation Test Voltage
3000
Vdc
Resistance
10
GΩ
Capacitance
25
100
pF
Leakage Current
2
8.5
µArms
Switching Frequency
120
kHz
MTTF (Ta = 25
oC)
MIL-HDBK-217E
450000
hrs
Weight
2
G
CONTACT INFORMATION
Superworld Electronics (S) Pte Ltd
16 New Industrial Road
#06-01 to 08 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Tel : (65) 6298 2866
Fax : (65) 6298 8900
Email : sales@superworld.com.sg
Refer to Low Power Application Note 1 for additional Performance Curves & Data



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com