công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT274F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Central Technologies

tên linh kiện CT274F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip Beads - Wire-wound
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CT [Central Technologies]
Trang chủ  http://www.ctparts.com
Logo CT - Central Technologies

CT274F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Central Technologies

  CT274F Datasheet HTML 1Page - Central Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Chip Beads - Wire-wound
ctparts.com
Manufacturer of Passive & Discrete Semiconductor Components
800-684-5322 Inside US
949-453-1811 Outside US
Copyright © 2006 by CT Magnetics, DBA Central Technologies. All rights reserved.
CT Magnetics reserves the right to make improvements or change specifications without notice
CENTRAL
SPECIFICATIONS
Part
Impedance (
Ω
Ω)
Impedance (
Ω
Ω)
DC Resistance
Number
Min. at 25 MHz
Min. at 100 MHz
(m
Ω
Ω) Max.
CT2743019447F
23
38
.60
CT2743021447F
50
80
.90
CT2744045447F
30
60±20%
1.2
CT274F Series
Not shown at actual size.
CHARACTERISTICS
Description: SMD ferrite chip beads
Applications: Noise suppression in computer peripherals,
telecommunication equipment, data communication equipment and
other consumer electronics
Packaging: Tape & Reel
Current Rating: Maximum rating is 5 Amps
Testing: Impedance is tested on an HP4286A at 25 MHz and
100 MHz
Miscellaneous: RoHS Compliant.
Additional Information: Additional electrical & physical
information available upon request
Samples available. See website for ordering information.
Size
A
B
C
D
E
mm
5.1±0.95
3.05±0.2
2.85±0.2
1.27±0.1
1.35±0.65
inches
0.2±0.037
0.12±0.004
0.11±0.008
0.05±0.004
0.05±0.026
PHYSICAL DIMENSIONS
CT2743019447F
Size
A
B
C
D
E
mm
9.6±0.95
3.05±0.1
2.85±0.2
1.27±0.1
1.35±0.65
inches 0.378±0.037
0.12±0.004
0.11±0.008
0.05±0.004
0.05±0.026
CT2743021447F
Size
A
B
C
D
E
mm
8.9±0.3
5.6±0.2
2.85±0.2
1.35±0.25
2.54±0.1
inches
0.35±0.012
0.22±0.008
0.11±0.008
0.05±0.01
0.10±0.004
A
C
Flat TCW
1.27 (.050)W
x0.2 (.006)T
E
D
1
1
2
2
3
3
4
4
B
PHYSICAL DIMENSIONS
CT2744045447F
12.11.06
RoHS
Compliant


Số phần tương tự - CT274F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEKTRONIX, INC.
CT2 TEKTRONIX-CT2 Datasheet
1Mb / 4P
AC Current Probes
logo
Nais(Matsushita Electri...
CT2-20 NAIS-CT2-20 Datasheet
249Kb / 4P
CT-2 CONNECTOR TERMINAL
CT2-30 NAIS-CT2-30 Datasheet
249Kb / 4P
CT-2 CONNECTOR TERMINAL
CT2-34 NAIS-CT2-34 Datasheet
249Kb / 4P
CT-2 CONNECTOR TERMINAL
CT2-40 NAIS-CT2-40 Datasheet
249Kb / 4P
CT-2 CONNECTOR TERMINAL
More results

Mô tả tương tự - CT274F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
4212-1 ETC1-4212-1 Datasheet
40Kb / 1P
Wound Beads
logo
API Delevan
4214R API-4214R Datasheet
2Mb / 1P
Wound Beads
logo
Fair-Rite Products Corp...
2644666611 FAIR-RITE-2644666611 Datasheet
629Kb / 2P
Wound Beads
2644777711 FAIR-RITE-2644777711 Datasheet
627Kb / 2P
Wound Beads
2661666611 FAIR-RITE-2661666611 Datasheet
628Kb / 2P
Wound Beads
2944666634 FAIR-RITE-2944666634_18 Datasheet
603Kb / 2P
Wound Beads
2944666651 FAIR-RITE-2944666651_18 Datasheet
637Kb / 2P
Wound Beads
2944777741 FAIR-RITE-2944777741_18 Datasheet
639Kb / 3P
Wound Beads
2961666634 FAIR-RITE-2961666634_18 Datasheet
598Kb / 2P
Wound Beads
2961666661 FAIR-RITE-2961666661_18 Datasheet
637Kb / 2P
Wound Beads
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com