công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RCS0807 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Superworld Electronics

tên linh kiện RCS0807
Giải thích chi tiết về linh kiện  RADIAL CHOKE COIL
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
Trang chủ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

RCS0807 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Superworld Electronics

  RCS0807 Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics RCS0807 Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics RCS0807 Datasheet HTML 3Page - Superworld Electronics RCS0807 Datasheet HTML 4Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
RCS0807 SERIES
8. UL CARD :
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
PG. 4
18.04.2008
RADIAL CHOKE COIL
R
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
94V-0
AM - 3130A
AM-3000,
AM-300
AM-1130,
AM-1140,
AM-3131,
AM112
AM-1130,
AM-113
AM-1120,
3.0
ALL
BK
BK
0.74
1.1
3.0
1.5
BK
BK,GN
ALL
BK
ALL
0.75
1.5
1.1
0.40
3.0
0.99
0.99
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
0
5
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
3
5
0
ANSI
__
Type
GUANGDONG CHINA
BC
Mtl Dsg
__
Coating Type
TC
__
__
TI



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com