công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP28-90 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Superworld Electronics

tên linh kiện LP28-90
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER TRANSFORMER
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
Trang chủ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

LP28-90 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Superworld Electronics

  LP28-90 Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1. CONFIGURATION & DIMENSIONS :
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( @ 25°C ) :
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
2. SCHEMATIC :
LP28-90 (F) SERIES
POWER TRANSFORMER
PG. 1
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
05.06.2008
indicates polarity
1
115/230V
4
2
Primaries
3
5
8
6
7
40.00
(1.575)
PCB Pattern
SIZE
2
L
WH
B
A
UNIT : mm (inch)
gram
141.75
(1.500)
38.10
(1.894)
48.10
17.00
(0.669)
(0.374)
9.50
40.50
(1.594)
50/60Hz
3
4
2
1
7
8
6
5
L
A
PC terminal
plug-in
mounting
B
B
a. Primary Voltage
AC 115/230 V 50/60 Hz .
b. NO Load Primary Current
Input AC 115V 60Hz .
Less Than 25mA .
Input AC 230V 50Hz .
Less Than 25mA .
c. Secondary Voltage (±5%)
Series AC 46.00V .
Parallel AC 23.00V .
d. Secondary Load Current
Series 90mA .
Parallel 180mA .
e. Full Load Primary Current
Input AC 115V 60Hz .
Less Than 35mA .
Input AC 230V 50Hz .
Less Than 45mA .
f. Full Load Secondary Voltage (±5%)
Series 28.00V .
Pin 3-4
Pin 1-2
g. DC Resistance
= 1080 Ohm .
Primary = 1080 Ohm .
Parallel 14.00V .
Pin 5-6
Pin 7-8
h. Insulation Resistance
i. Withstand Voltage (Hi-Pot)
Secondary = - Ohm .
= - Ohm .
DC 500V 100Meg Ohm Of More .
AC 1500V 60Hz 1 Minutes .
Less Than 60 Deg C .
UI-29 x 5.30 m/m .
j. Temperature Rise
k. Core Size


Số phần tương tự - LP28-90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
LP28-90B115 PULSE-LP28-90B115 Datasheet
152Kb / 1P
Laminated Transformers
LP28-90B115 PULSE-LP28-90B115 Datasheet
147Kb / 4P
IGNITION TRANSFORMERS
More results

Mô tả tương tự - LP28-90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
VPS10-13000 TRIAD-VPS10-13000 Datasheet
158Kb / 1P
POWER TRANSFORMER POWER TRANSFORMER
logo
List of Unclassifed Man...
F-193U ETC2-F-193U Datasheet
52Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
F-229X ETC2-F-229X Datasheet
50Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
logo
Superworld Electronics
12A-2.5-12 SUPERWORLD-12A-2.5-12 Datasheet
122Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
12A-2.5-20 SUPERWORLD-12A-2.5-20 Datasheet
111Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
DCS3-28 SUPERWORLD-DCS3-28 Datasheet
120Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
logo
XFMRS Inc.
XF0056-EE5S XFMRS-XF0056-EE5S Datasheet
39Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
logo
Hammond Manufacturing L...
269EX HAMMOND-269EX Datasheet
215Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
382X HAMMOND-382X Datasheet
307Kb / 1P
POWER TRANSFORMER
291AX HAMMOND-291AX Datasheet
243Kb / 1P
power transformer
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com