công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL-L102VC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BetLux Electronics

tên linh kiện BL-L102VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Round Helmet Type LED lamp
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BETLUX [BetLux Electronics]
Trang chủ  http://www.betlux.com
Logo BETLUX - BetLux Electronics

BL-L102VC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BetLux Electronics

  BL-L102VC Datasheet HTML 1Page - BetLux Electronics BL-L102VC Datasheet HTML 2Page - BetLux Electronics BL-L102VC Datasheet HTML 3Page - BetLux Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
www.betlux.com
Round Helmet Type LED lamp
BL-L102
APPROVED : XU L
CHECKED :ZHANG WH
DRAWN: LI FS
REV NO: V.2
Page 1 of 3
WWW.BETLUX.COM
EMAIL: SALES@BETLUX.COM , BETLUX@BETLUX.COM
Features:
10mm Round-Helmet LED Lamps
Ultra brightness.
Choice of various viewing angles.
Diffused, Transparent and Water clear lens are available.
IC compatible /Low current capability.
RoHs Compliance
Electrical-optical characteristics: (Ta=25°C)
(Test Condition: IF=20mA)
Chip
Forward
Voltage(VF)
Unit:V
Luminous
Intensity
(Iv)
Unit:mcd
Part Number
Emitted Color
Material
λλλλP
(n
m)
Lens
Type
Typ
Max
Min.
Typ.
Viewi
ng
Angle
2θ1/2
(deg)
BL-L102SRC
Hi Red
AlGaAs,SH
660
1.85
2.20
150
350
BL-L102LRC
Super Red
AlGaAs,DH
660
1.85
2.20
350
800
BL-L102URC
Ultra Red
AlGaAs,DDH
660
1.95
2.20
800
1200
BL-L102UEC
Ultra Orange
AlGaInP
630
2.10
2.50
800
1800
BL-L102UYC
Ultra Yellow
AlGaInP
590
2.10
2.50
600
1500
BL-L102UGC
Ultra Green
AlGaInP
574
2.20
2.50
300
800
BL-L102PGC
Ultra Pure Green
InGaN
525
3.80
4.50
1500
6000
BL-L102BGC
Ultra Bluish Green
InGaN
505
3.80
4.50
1000
5000
BL-L102BC
Blue
InGaN
430
3.80
4.50
500
1000
BL-L102UBC
Ultra Blue
InGaN
470
2.70
4.20
1000
3000
BL-L102VC
UV
InGaN
405
3.80
4.50
80
200
BL-L102UWC
Ultra White
InGaN
/
Water
Clear
2.70
4.20
5000
10000
15
Absolute maximum ratings (Ta=25°C)
Parameter
SR
LR
UR
UE
UY
UG
PG
BG
B
UB
UV
W
U
nit
Forward Current
IF
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
mA
Power Dissipation Pd
60
60
60
65
65
75
110
110
120
120
120
120
mW
Reverse Voltage VR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
V
Peak Forward Current IPF
(Duty 1/10 @1KHZ)
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
mA
Operation Temperature TOPR
-40 to +80
Storage Temperature TSTG
-40 to +85
Lead Soldering Temperature
TSOL
Max.260
5
for 3 sec Max.
(1.6mm from the base of the epoxy bulb)


Số phần tương tự - BL-L102VC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BetLux Electronics
BL-L101 BETLUX-BL-L101 Datasheet
244Kb / 4P
10mm Round LED Lamps
REV NO: V.2
BL-L101BGC BETLUX-BL-L101BGC Datasheet
72Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L101LRC BETLUX-BL-L101LRC Datasheet
72Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L101LRC BETLUX-BL-L101LRC Datasheet
244Kb / 4P
10mm Round LED Lamps
REV NO: V.2
BL-L101PGC BETLUX-BL-L101PGC Datasheet
72Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
More results

Mô tả tương tự - BL-L102VC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lucky Light Electronic
GB-343 LUCKY-LIGHT-GB-343 Datasheet
42Kb / 1P
Round-Helmet Type LED Lamps (5mm)
GB-353 LUCKY-LIGHT-GB-353 Datasheet
42Kb / 1P
Round-Helmet Type LED Lamps (5mm)
logo
BetLux Electronics
BL-L312SRC BETLUX-BL-L312SRC Datasheet
73Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L502SRC BETLUX-BL-L502SRC Datasheet
71Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L513 BETLUX-BL-L513 Datasheet
73Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L513UEC-HT30 BETLUX-BL-L513UEC-HT30 Datasheet
68Kb / 3P
Round Type LED lamp
REV NO: V.2
BL-L48 BETLUX-BL-L48 Datasheet
193Kb / 4P
4.8mm Round-Helmet Type LED Lamp
REV NO: V.2
BL-L522 BETLUX-BL-L522 Datasheet
232Kb / 4P
5mm Round-Helmet Type LED Lamp
REV NO: V.2
BL-L523 BETLUX-BL-L523 Datasheet
232Kb / 4P
5mm Round-Helmet Type LED Lamp
REV NO: V.2
BL-L524 BETLUX-BL-L524 Datasheet
557Kb / 4P
5mm Round-Helmet Type LED Lamp
REV NO: V.2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com