công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTE8P01GD7 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện CTE8P01GD7
Giải thích chi tiết về linh kiện  OEM pressure transmitters for industrial media
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

CTE8P01GD7 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sensortechnics GmbH

  CTE8P01GD7 Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH CTE8P01GD7 Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH CTE8P01GD7 Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH CTE8P01GD7 Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH CTE8P01GD7 Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH CTE8P01GD7 Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
CTE8000 / CTU8000 Series
OEM pressure transmitters for industrial media
1/6
December 2008 / 508
www.sensortechnics.com
FEATURES
· 0...-1 to 0...100 bar,
0...-15 to 0...1500 psi
gage1 or absolute10
· For many industrial gases and liquids
· 0...10 V, 0.5...4.5 V, 0...5 V, 1...6 V or
4...20 mA output
· Field interchangeable
· For industrial use
SPECIFICATIONS11,12
Maximum ratings
Supply voltage (reverse polarity protection)
CTx8...0
CTx8...1, ...6, ...7
CTx8...42
Maximum load current (source)
CTx8...0, ...1, ...6, ...7
Temperature limits
Storage
Operating8
Compensated
Humidity limits
Vibration (5 to 500 Hz)
Mechanical shock
Proof pressure3
ELECTRICAL CONNECTION
12...30 V
9...30 V
9...30 V
1 mA
-55 to 100°C
-40 to 100°C
0 to 70°C
0 - 98 %RH
10 g
RMS
50 g
2 x rated pressure
MEDIA COMPATIBILITY
Wetted materials:
stainless steel 1.4404 (316L), ceramic AL
2O3, NBR
9
Housing:
stainless steel,protection class IP 64 (according to
DIN EN 60529) respectively NEMA 4X1
0...10 V, 0.5...4.5 V, 0...5 V, 1...6 V output
4...20 mA output
2
-Vs
4
+Vs
Vout
1
V
GND
12 (9) to 30 V
case
3
sensor
V
sensor
2
R
-Vs
4
GND
L
+Vs
N/C
1
9 to 30 V
case
3


Số phần tương tự - CTE8P01GD7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Technologies
CTE526HNAF-100079 CT-CTE526HNAF-100079 Datasheet
90Kb / 1P
From 0.03 關H to 0.53 關H
CTE526HNAF-100294 CT-CTE526HNAF-100294 Datasheet
90Kb / 1P
From 0.03 關H to 0.53 關H
CTE526HNAF-100295 CT-CTE526HNAF-100295 Datasheet
90Kb / 1P
From 0.03 關H to 0.53 關H
CTE526HNAF-100296 CT-CTE526HNAF-100296 Datasheet
90Kb / 1P
From 0.03 關H to 0.53 關H
CTE526HNAF-100297 CT-CTE526HNAF-100297 Datasheet
90Kb / 1P
From 0.03 關H to 0.53 關H
More results

Mô tả tương tự - CTE8P01GD7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensortechnics GmbH
BTE001G0 SENSORTECHNICS-BTE001G0 Datasheet
93Kb / 6P
Pressure transmitters
CTEM9350GD0 SENSORTECHNICS-CTEM9350GD0 Datasheet
216Kb / 6P
OEM pressure transmitters for industrial media
KTE3001GQ0 SENSORTECHNICS-KTE3001GQ0 Datasheet
92Kb / 6P
OEM pressure transmitters for industrial media
KTE6001GL0 SENSORTECHNICS-KTE6001GL0 Datasheet
122Kb / 6P
OEM pressure transmitters for industrial media
OXYPROOF-K SENSORTECHNICS-OXYPROOF-K Datasheet
76Kb / 5P
Pressure transmitters for oxygen applications
OXYPROOF-M SENSORTECHNICS-OXYPROOF-M Datasheet
64Kb / 5P
Pressure transmitters for oxygen applications
logo
EPCOS
MINICELL EPCOS-MINICELL Datasheet
65Kb / 7P
Pressure sensors Media-separated pressure transmitters (voltage output)
ASBSERIES EPCOS-ASBSERIES Datasheet
331Kb / 16P
Barometric pressure transmitters for SMT
ASRSERIES EPCOS-ASRSERIES Datasheet
398Kb / 16P
Gauge pressure transmitters for SMT
logo
KELLER Druckmesstechnik...
4LC KELLER-4LC Datasheet
498Kb / 2P
Piezoresistive OEM Pressure Transmitters -40…150 °C, with embedded signal conditioning
11/2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com