công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSDX1000A2R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện CSDX1000A2R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital pressure transducers
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

CSDX1000A2R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sensortechnics GmbH

  CSDX1000A2R Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH CSDX1000A2R Datasheet HTML 7Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
CSDX Series
Digital pressure transducers
6/7
February 2009 / 632
www.sensortechnics.com
PHYSICAL DIMENSIONS
D4 package
G2 package
A2 package
third angle projection
dimensions in mm (inches)
16.89
(0.665)
1.27 typ
(0.050 typ)
13.97
(0.550)
16.64 ±0.64
(0.655 ±0.025)
8.89
(0.350)
7.87 typ
(0.310 typ)
4.5
(0.177)
2.54 typ
(0.100 typ)
8.26 typ
(.325 typ)
1.78
(0.070)
3.63
(0.143)
3.38
(0.133)
8.13
(0.320)
0.51 typ
(0.02 typ)
Low pressure port
High pressure port
2.29
(0.090)
4.5
(0.177)
16.64 ±0.64
(0.655 ±0.025)
16.89
(0.665)
1.27 typ
(0.050 typ)
13.97
(0.550)
8.89
(0.350)
8.0 typ
(0.315 typ)
2.29 typ
(0.090 typ)
8.46
(0.333)
2.54 typ
(0.100 typ)
0.51 typ
(0.02 typ)
2 ° typ
16.89
(0.665)
1.27 typ
(0.050 typ)
13.97
(0.550)
3.15
(0.124)
4.9
(0.193)
16.64 ±0.64
(0.655 ± 0.025)
8.89
(0.350)
5.08
(0.200)
2.29 typ
(0.090 typ)
4.5
(0.177)
2.54 typ
(0.100 typ)
0.51 typ
(0.02 typ)
6.99
(0.275)
1.19 typ
(0.047 typ)
2.79 typ
(0.11 typ)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com