công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPC30AC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện CPC30AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision compensated pressure sensors / mV-output
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

CPC30AC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sensortechnics GmbH

  CPC30AC Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH CPC30AC Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH CPC30AC Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH CPC30AC Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH CPC30AC Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH CPC30AC Datasheet HTML 6Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5/6
June 2008 / 613
www.sensortechnics.com
CPC / CPCL Series C-grade
Precision compensated pressure sensors / mV-output
Package version D
Package version DF
OUTLINE DRAWING
mass: approx. 2 g
dimensions in mm (inches)
mass: approx. 2 g
dimensions in mm (inches)
0.3
(0.01)
6.1
(0.24)
2.5
(0.10)
2.5
(0.10)
0.5
(0.02)
1.1
(0.04)
7.4
(0.29)
5.8
(0.23)
0.5
(0.02)
2.5
(0.10)
15.5
(0.61)
9.9
(0.39)
4.1
(0.16)
7.6
(0.30)
8.9
(0.35)
9.9
(0.39)
Vent hole (P2)
P1
DIA 0.8
(0.03)
1
2
3
4
4.1
(0.16)
P1
Vent (P2)
DIA 3.8
(0.15)
10,4
(0.41)
8.9
(0.35)
7.4
(0.29)
5.8
(0.23)
7.6
(0.30)
9.9
(0.39)
0.6
(0.03)
2.8
(0.11)
9.9
(0.39)
15.5
(0.61)
0.5
(0.02)
0.3
(0.01)
1.1
(0.04)
2.5
(0.10)
6.1
(0.24)
19.8
(0.78)
1
2
3
4
DIA 4.8
(0.19)
DIA 2.0
(0.08)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com