| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IMP5115CDWT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - A1 PROs co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMP5115CDWT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - A1 PROs co., Ltd. |
|
5 / 6 page ![]() © 2000 IMP, Inc. Data Communications 5 s e h c n Is r e t e m i ll i M n i Mx a Mn i Mx a M * ) n i P - 6 1 ( O S A3 5 0 . 09 6 0 . 05 3 . 15 7 . 1 1 A4 0 0 . 00 1 0 . 00 1 . 05 2 . 0 B4 1 0 . 08 1 0 . 05 3 . 06 4 . 0 C7 0 0 . 00 1 0 . 09 1 . 05 2 . 0 D5 8 3 . 04 9 3 . 08 7 . 91 0 . 0 1 E0 5 1 . 08 5 1 . 01 8 . 31 0 . 4 eC S B 0 5 0 . 0C S B 7 2 . 1 H8 2 2 . 04 4 2 . 09 7 . 50 2 . 6 L0 2 0 . 00 3 0 . 01 5 . 07 7 . 0 ) n i P - 6 1 ( B W O S A3 9 0 . 04 0 1 . 05 3 . 25 6 . 2 1 A4 0 0 . 02 1 0 . 00 1 . 00 3 . 0 B0 1 0 . 08 1 0 . 05 2 . 06 4 . 0 C9 0 0 . 03 1 0 . 03 2 . 02 3 . 0 D — 0 2 4 . 0 — 7 6 . 0 1 E5 9 2 . 05 0 3 . 09 4 . 75 7 . 7 eC S B 0 5 0 . 0C S B 7 2 . 1 H4 0 4 . 09 1 4 . 06 2 . 0 15 6 . 0 1 L5 2 0 . 05 3 0 . 04 6 . 09 8 . 0 ) n i P - 0 2 ( P O S S T A8 6 0 . 08 7 0 . 03 7 . 19 9 . 1 B9 0 0 . 05 1 0 . 05 2 . 08 . 0 C5 0 0 . 08 0 0 . 03 1 . 02 2 . 0 D3 0 3 . 01 1 3 . 00 7 . 70 9 . 7 E5 0 2 . 02 1 2 . 00 2 . 58 3 . 5 FC S B 5 2 0 . 0C S B 7 2 . 1 G2 0 0 . 08 0 0 . 05 0 . 01 2 . 0 H4 6 0 . 02 7 0 . 03 6 . 13 8 . 1 L5 2 0 . 07 3 0 . 05 6 . 05 9 . 0 M ° 0 ° 8 ° 0 ° 8 P1 0 3 . 01 1 3 . 05 6 . 70 9 . 7 C A 2 1 0 - S M g n i w a r D C E D E J * 3 t a . 5 0 t _ 5 1 1 5 H E eB D A1 A L M C 16-Pin (SO).eps SO (16-Pin) H E eB D A1 A L M C 16-Pin (SOWB).eps SOWB (16-Pin) 3 2 1 EP D SEATING PLANE B G A H F E L 20-Pin (TSSOP).eps C M TSSOP (20-Pin) Package Dimensions 1 IMP5 IMP5111155 |