công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HZ7LB2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện HZ7LB2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON EPITAXIAL PLANER ZENER DIODES
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

HZ7LB2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  HZ7LB2 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. HZ7LB2 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. HZ7LB2 Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Dated : 22/06/2007
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
HZ…L Series
0
10
-8
10
10
-7
-6
10
10
-4
-5
10
-3
10
-2
Zener voltage Vz (v)
510
15
20
25
30
35
40
Fig.1- Zener current versus zener voltage
Zener voltage
VZ ( V )
mV / C
% / C
Fig.2 Temperature Coefficient
Vs. Zener voltage
Ambient temperature Ta ( C )
Fig. 3 Power dissipation Vs.
Ambient temperature
I = 20 mm
(publication value)
I = 10 mm
I = 5 mm



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com