công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LL103A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện LL103A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON SCHOTTKY BARRIER DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

LL103A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  LL103A Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. LL103A Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. LL103A Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. LL103A Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Dated : 07/12/2002
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
LL103A...LL103C
Characteristics at Tamb = 25
oC
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
at IF = 20mA
at IF = 200mA
VF
VF
-
-
-
-
0.37
0.6
V
V
Leakage Current
at VR = 30V
at VR = 20V
at VR=10V
LL103A
LL103B
LL103C
IR
IR
IR
-
-
-
-
-
-
5
5
5
uA
uA
uA
Junction Capacitance
at VR = 0V, f = 1MHz
Ctot
-
50
-
pF
Reverse Recovery Time
at IF = IR = 5mA to 200 mA , recover to 0.1 IR
trr
-
10
-
ns



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com