công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4728A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện 4728A
Giải thích chi tiết về linh kiện  One Watt Hermetically Sealed Glass Silicon Zener Diodes
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

4728A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  4728A Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc 4728A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
GENERAL DATA — 1–1.3 WATT DO-41 GLASS
Motorola TVS/Zener Device Data
6-22
1–1.3 Watt DO-41 Glass Data Sheet
Figure 10. Typical Forward Characteristics
VF, FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
MAXIMUM
150
°C
75
°C
0
°C
25
°C
Figure 6. Effect of Zener Current
on Zener Impedance
Figure 7. Effect of Zener Voltage
on Zener Impedance
Figure 9. Typical Capacitance versus VZ
Figure 8. Typical Leakage Current
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
IZ, ZENER CURRENT (mA)
1000
700
500
200
100
70
50
20
10
7
5
2
1
1
2
100
VZ, ZENER CURRENT (mA)
3
5
7
10
20
30
50
70
10000
7000
5000
2000
1000
700
500
200
100
70
50
20
10
7
5
2
1
0.7
0.5
0.2
0.1
0.07
0.05
0.02
0.01
0.007
0.005
0.002
0.001
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE (VOLTS)
+25
°C
+125
°C
TYPICAL LEAKAGE CURRENT
AT 80% OF NOMINAL
BREAKDOWN VOLTAGE
TJ = 25°C
iZ(rms) = 0.1 IZ(dc)
f = 60 Hz
6.2 V
27 V
VZ = 2.7 V
47 V
TJ = 25°C
iZ(rms) = 0.1 IZ(dc)
f = 60 Hz
20 mA
5 mA
IZ = 1 mA
0 V BIAS
1 V BIAS
400
300
200
100
50
20
10
8
4
1
2
5
10
20
50
100
VZ, NOMINAL VZ (VOLTS)
50% OF BREAKDOWN BIAS
MINIMUM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com