công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM30 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện ZMM30
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

ZMM30 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  ZMM30 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 5Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 6Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 7Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM30 Datasheet HTML 8Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Dated : 20/09/2005
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
ZMM 1...ZMM200
SILICON PLANAR ZENER DIODES
in MiniMELF case especially for automatic insertion. The
Zener voltages are graded according to the international E 24
standard. Smaller voltage tolerances and higher Zener
voltages are upon request.
These diodes are also available in DO-35 case with the type
designation BZX55C...
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25
oC)
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
500
1)
mW
Junction Temperature
Tj
175
O
C
Storage Temperature Range
TS
-55 to +175
O
C
1) Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature
Characteristics at Tamb = 25
oC
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Thermal Resistance
Junction to Ambient Air
RthA
-
-
0.3
1)
K/mW
Forward Voltage
at IF = 100mA
VF
-
-
1
V
1) Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature
LL-34


Số phần tương tự - ZMM30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
ZMM30 SEMTECH-ZMM30 Datasheet
594Kb / 8P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
Shanghai Lunsure Electr...
ZMM30 CHENYI-ZMM30 Datasheet
449Kb / 8P
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Diodes Incorporated
ZMM30 DIODES-ZMM30 Datasheet
59Kb / 3P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18005 Rev. H-3
logo
General Semiconductor
ZMM30 GE-ZMM30 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
ZMM30 GOOD-ARK-ZMM30 Datasheet
627Kb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - ZMM30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com