công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30HSD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện 30HSD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

30HSD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  30HSD Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 30HSD Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 30HSD Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 30HSD Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 30HSD Datasheet HTML 5Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Semtech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
Dated : 07/05/2006
HS Series
Characteristics at Ta = 25 OC
Zener Voltage
Dynamic Resistance
Reverse Leakage Current (IR at VR)
Type
Min. (V)
Max. (V)
lZT (mA)
Ohm at lZT
lZT (mA)
IR (µA) Max.
VR (V)
5V6HS
5.29
5.88
5V6HSA
5.29
5.52
5V6HSB
5.46
5.7
5V6HSC
5.64
5.88
5
40
5
5
2.5
6V2HS
5.81
6.4
6V2HSA
5.81
6.06
6V2HSB
5.99
6.24
6V2HSC
6.16
6.4
5
30
5
5
3
6V8HS
6.32
6.97
6V8HSA
6.32
6.59
6V8HSB
6.52
6.79
6V8HSC
6.7
6.97
5
25
5
2
3.5
7V5HS
6.88
7.64
7V5HSA
6.88
7.19
7V5HSB
7.11
7.41
7V5HSC
7.33
7.64
5
25
5
0.5
4
8V2HS
7.56
8.41
8V2HSA
7.56
7.9
8V2HSB
7.82
8.15
8V2HSC
8.07
8.41
5
20
5
0.5
5
9V1HS
8.33
9.29
9V1HSA
8.33
8.7
9V1HSB
8.61
8.99
9V1HSC
8.89
9.29
5
20
5
0.5
6
10HS
9.19
10.3
10HSA
9.19
9.59
10HSB
9.48
9.9
10HSC
9.82
10.3
5
20
5
0.2
7
11HS
10.18
11.26
11HSA
10.18
10.63
11HSB
10.5
10.95
11HSC
10.82
11.26
5
20
5
0.2
8
12HS
11.13
12.3
12HSA
11.13
11.63
12HSB
11.5
11.92
12HSC
11.8
12.3
5
25
5
0.2
9
13HS
12.18
13.62
13HSA
12.18
12.71
13HSB
12.59
13.16
13HSC
13.03
13.62
5
25
5
0.2
10
1) Tested with pulse tp = 20 ms
2) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com