công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM18B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện ZMM18B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

ZMM18B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  ZMM18B Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 5Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 6Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 7Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ZMM18B Datasheet HTML 8Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Dated : 20/09/2005
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
ZMM1B...ZMM200B
0
0
10
20
Vz
40
30
ZMM36B
ZMM15B
Test current Iz
5mA
10
20
Iz
ZMM12B
Breakdown characteristics
Tj = constant (pulsed)
mA
30
0
01
ZMM10B
24
3
ZMM27B
ZMM18B
ZMM22B
ZMM33B
57
6
Vz
Tj=25 C
ZMM...
o
810
9
ZMM3B3
ZMM3B9
Test current Iz
5mA
20
10
30
Breakdown characteristics
Tj = constant (pulsed)
Iz
40
50
mA
ZMM1B
o
Tj=25 C
ZMM2B7
ZMM8B2
ZMM5B6
ZMM6B8
ZMM4B7
ZMM...
V
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com