công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TM9112 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Spectrum Microwave, Inc.

tên linh kiện TM9112
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF AMPLIFIER
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPECTRUM [Spectrum Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.spectrummicrowave.com
Logo SPECTRUM - Spectrum Microwave, Inc.

TM9112 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Spectrum Microwave, Inc.

  TM9112 Datasheet HTML 1Page - Spectrum Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CHARACTERISTIC
TYPICAL
MIN/MAX
Ta= 25 ºC
Ta = -55 ºC to +85 ºC
Frequency
10 - 1000 MHz
10 - 1000 MHz
Typical Intermodulation Performance at 25 º C
Second Order Harmonic Intercept Point........+35 dBm (Typ.)
Second Order Two Tone Intercept Point.........+28 dBm (Typ.)
Third Order Two Tone Intercept Point.............+23 dBm (Typ.)
Legend
+25 ºC
+85 ºC - - - - - - -55 ºC
Power
Vdc
+15
+15
mA
22
30 Max.
RF AMPLIFIER
MODEL
TM9112
Available as:
TM9112, 4 Pin TO-12 (T7)
TN9112, 4 Pin Surface Mount (SM3)
BX9112, Connectorized Housing (H1)
Features
!
!
!
!
! Low Noise Figure: 3 dB Typical
!
!
!
!
! Operating Temp. -55 ºC to +85 ºC
!
!
!
!
! Environmental ScreeningAvailable
Note: Care should always be taken to effectively ground the case of each unit.
Noise Figure (dB)
3.0
4.0 Max.
VSWR
In
1.5:1
2.0:1 Max.
Out
1.7:1
2.0:1 Max.
Reverse
Isolation (dB)
-17
-16 Max.
Power @ 1 dB
Comp. (dBm)
+11
+9 Min.
Gain (dB)
16
14.5 Min.
Specifications
Typical Performance Data
Maximum Ratings
Ambient Operating Temperature ................ -55ºC to +100 ºC
Storage Temperature ................................. -62ºC to +125 ºC
Case Temperature .................................................. +125 ºC
DC Voltage .......................................................... +17 Volts
Continuous RF Input Power .................................. +13 dBm
Short Term RF Input Power...... 50 Milliwatts (1 Minute Max.)
Maximum Peak Power.................... 0.5 Watt (3
µsec Max.)
Rev.
1/28/08
Spectrum Microwave · 2144 Franklin Drive N.E. · Palm Bay, Florida 32905 · PH (888) 553-7531 · Fax (888) 553-7532
Spectrum Microwave · 2707 Black Lake Place · Philadelphia, Pennsylvania 19154 · PH (215) 464-4000 · Fax (215) 464-4001
www.SpectrumMicrowave.com


Số phần tương tự - TM9112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
TM9112 APITECH-TM9112 Datasheet
74Kb / 1P
RF AMPLIFIER MODEL
More results

Mô tả tương tự - TM9112

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Spectrum Microwave, Inc...
BXMP1005 SPECTRUM-BXMP1005 Datasheet
41Kb / 1P
RF AMPLIFIER
BXMP1010 SPECTRUM-BXMP1010 Datasheet
42Kb / 1P
RF AMPLIFIER
BXMP1019 SPECTRUM-BXMP1019 Datasheet
41Kb / 1P
RF AMPLIFIER
BXMP1031 SPECTRUM-BXMP1031 Datasheet
65Kb / 1P
RF AMPLIFIER
BXMP1035 SPECTRUM-BXMP1035 Datasheet
42Kb / 1P
RF AMPLIFIER
CZ8020 SPECTRUM-CZ8020 Datasheet
40Kb / 1P
RF AMPLIFIER
CZ8110 SPECTRUM-CZ8110 Datasheet
42Kb / 1P
RF AMPLIFIER
CZ8120 SPECTRUM-CZ8120 Datasheet
43Kb / 1P
RF AMPLIFIER
CZ8203 SPECTRUM-CZ8203 Datasheet
62Kb / 1P
RF AMPLIFIER
CZ8310 SPECTRUM-CZ8310 Datasheet
46Kb / 1P
RF AMPLIFIER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com