công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B13AV bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện B13AV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

B13AV bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  B13AV Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B13AV Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
NKK Switches • email: sales@nkkswitches.com • Phone (480) 991-0942 • Fax (480) 998-1435 • www.nkkswitches.com
03-07
Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles
Series B
PC TERMINALS
Color Codes:
Straight
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Straight with Bracket
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Black
White
Red
Yellow
Green
Blue
A
B
C
E
F
G
P
B
Right Angle with Bracket
Vertical with Bracket
V
Straight Long
W
OPTIONAL CAPS
AT4003
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
G
AT4064
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
J
26
°
(3.0) Dia
.118
(10.0)
.394
(11.0)
.433
(6.3)
.248
26
°
(7.0)
.276
(3.0) Dia
.118
AT467
Short Paddle for K Toggle
A
AT468
Long Paddle for K Toggle
B
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
Material: Polyamide
Colors Available:
A, B, C, E, F, G, H
(4.4)
.173
(14.2)
.559
26
°
(2.4)
.094
(10.3)
.406
Gray
H
(9.4)
.370
(5.0)
.197
(4.6)
.181
26
°
(2.4)
.094
(15.1)
.594
(5.0) Dia
.197
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(3.1) Typ
.122
(5.08)
.200
(3.1)
.122
(0.4) Typ
.016
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
(10.16)
.400
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(0.6) Typ
.024
H
(0.4)
.016
(0.6)
.024
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
(5.08)
.200
(18.9)
.744
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(0.4)
.016
(0.5) Typ
.020
(0.6)
.024
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100(0.6) Dia Typ
.024
PADDLES
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com