công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS11AB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện AS11AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Subminiature Slides
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

AS11AB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  AS11AB Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS11AB Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS11AB Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS11AB Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS11AB Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
NKK Switches • email: sales@nkkswitches.com • Phone (480) 991-0942 • Fax (480) 998-1435 • www.nkkswitches.com
03-07
Subminiature Slides
Series AS
(2.4)
.094
(2.4)
.094
(2.5)
.098
(2.4)
.094
(2.4)
.094
(3.8)
.150
(2.4)
.094
(2.4)
.094
ACTUATORS
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS
Straight PC
Single Pole
AS12AP
Actuator shown in LEFT position
Single throw models do not have terminal 2.
Flush
Actuator Color: Gray standard; contact factory for other colors.
A
B
C
Straight
Straight
with Bracket
P
B
Right Angle
with Bracket
H
Vertical
with Bracket
V
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08) Typ
.200
(0.8)
.031
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(10.16)
.400
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(2.54) Typ
.100
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
(9.0)
.354
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
(0.6) Dia Typ
.024
(8.8)
.346
(0.5)
.020
(0.7)
.028
(0.3)
.012
Straight PC
Double Pole
AS12AB
Actuator shown in LEFT position
.150” (3.8mm) Long
.098” (2.5mm) Long
AS22AP
Actuator shown in LEFT position
Straight PC • Bracket
Single Pole
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(2.54) Typ
.100
(2.5) Travel
.098
(0.6) Dia Typ
.024
(2.5)
.098
(3.1)
.122
(0.8)
.031
P/N This Side
(9.8)
.386
3
2
1
(1.0)
.039
CL
(2.4) Sq
.094
(0.4) Typ
.016
(0.3)
.012
(5.38)
.212
(9.8)
.386
(5.08)
.200
1
2
3
4
5
6
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(2.54) Typ
.100
(2.5) Travel
.098
(0.6) Dia Typ
.024
(2.5)
.098
(3.1)
.122
(0.8)
.031
P/N This Side
(9.2)
.362
(0.4)
.016
(0.4) Typ
.016
(2.4) Sq
.094
(9.8)
.386
1
2
3
(0.7) Typ
.028
(1.0)
.039
(2.54)
.100
CL
(10.16)
.400
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(0.3) Typ
.012
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
(3.1)
.122
(0.8)
.031
(2.5)
.098
(2.5) Travel
.098
P/N This Side
(0.3)
.012
(5.7)
.224
(2.4) Sq
.094
(2.54) Typ
.100
3
1
2
(0.8) Dia Typ
.031
(1.0)
.039
CL
(0.8) Dia Typ
.031
6
4
5
2
3
1
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
3
1
2
(2.54) Typ
.100
(0.8) Dia Typ
.031
(1.0)
.039
CL
(2.54)
.100
PC TERMINALS



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com