công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC557B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện BC557B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Elektronische Bauelemente
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BC557B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BC557B Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC557B Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BC557B Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
BC556, B, C
BC557, A, B, C
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
D
b
D1
e
e1
TO-92 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
Symbol
A
A1
b
c
D
D1
E
e
e1
L
Ö
Min
3.300
1.100
0.380
0.360
4.400
3.430
4.300
2.440
14.100
0.000
Max
3.700
1.400
0.550
0.510
4.700
4.700
2.640
14.500
1.600
0.380
Min
0.130
0.043
0.015
0.014
0.173
0.135
0.169
0.096
0.555
0.000
Max
0.146
0.055
0.022
0.020
0.185
0.185
0.104
0.571
0.063
0.015
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.050TYP
1.270TYP
φ
BC558, A, B, C
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3