công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA684 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện 2SA684
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

2SA684 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  2SA684 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SA684 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SA684 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
2SA684
PNP Transistor
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
Min
Max
Min
Max
A
3.700
4.100
0.146
0.161
A1
1.280
1.580
0.050
0.062
b
0.350
0.550
0.014
0.022
b1
0.600
0.800
0.024
0.031
c
0.350
0.450
0.014
0.018
D
4.700
5.100
0.185
0.201
D1
4.000
0.157
E
7.800
8.200
0.307
0.323
e
e1
2.440
2.640
0.096
0.104
L
13.800
14.200
0.543
0.559
Φ
1.600
0.063
h
0.000
0.300
0.000
0.012
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
1.270 TYP
0.050 TYP
01-Jun-2002 Rev. A
Page 3 of 3



Html Pages

1 2 3