công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PL-XXD-00-S40-CX bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - JDS Uniphase Corporation

tên linh kiện PL-XXD-00-S40-CX
Giải thích chi tiết về linh kiện  850 nm 10 G TOSA
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JDSU [JDS Uniphase Corporation]
Trang chủ  http://www.jdsu.com/index.html
Logo JDSU - JDS Uniphase Corporation

PL-XXD-00-S40-CX bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - JDS Uniphase Corporation

  PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 1Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 2Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 3Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 4Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 5Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 6Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 7Page - JDS Uniphase Corporation PL-XXD-00-S40-CX Datasheet HTML 8Page - JDS Uniphase Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image

850 NM 10 G TOSA
TOSA with Flex Dimensions (lC)
0.40
PAD 1
PAD 6
BARREL
KEYING
FEATURE
6.599
2X
±0.025
±0.5°
5.941
0.838
45.0°
±0.025
2.083
90°±10°
0.050
UNITS: MM
.X
= 0.2
.XX = 0.10
.XXX =
DETAIL B
OPTICAL REF PLANE
0.25
6.54
0.13
5.080+
+
2.921
0.38
0.076
1
0.660
0.5
1.270
±0.025
0.025
-
-
4.039-0.025
+0.050
A
A
2X
1.12
0.80
0.46
0.92
0.30
0.71
12X
PAD PITCH
4X 0.38
SECTION A-A
4.039
4.166
45.0°±0.5°
B
PIN 4
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 5
2.28
10.80
2X
4.840
pl-FxC-00-S40-C4
pl-FxD-00-S40-C5
pl-FxA-00-S40-C6
(5-lead TOSA, Anode drive, with flex)
(5-lead TOSA, Differential drive, with flex)
(5-lead-TOSA, Cathode drive, with flex)
pad
Symbol
Function
pad
Symbol
Function
pad
Symbol
Function
1
APD
Monitor Anode
1
KPD
Monitor Cathode
1
KPD, ALD
Vcc, Monitor Cathode,
VCSEL Anode
2
GND
Case/GND
2
GND
Case/ GND
2
GND
Case/GND
3
ALD
VCSEL Anode
3
ALD
VCSEL Anode
3
KLD
VCSEL Cathode
4
NC
Not Connected
4
KLD
VCSEL Cathode
4
NC
Not Connected
5
GND
Case/GND
5
GND
Case/GND
5
GND
Case/GND
6
KPD
Monitor Cathode
6
APD
Monitor Anode
6
APD
Monitor Anode
pinout



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com