công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54ALS258AFK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN54ALS258AFK
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN54ALS258AFK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SN54ALS258AFK Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN54ALS258AFK Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
SN54ALS257A, SN54ALS258A, SN74ALS257A, SN74ALS258A, SN74AS257, SN74AS258
QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SDAS124C – APRIL 1982 – REVISED AUGUST 1996
2
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
logic symbols†
OE
MUX
2
1A
1
3
1B
EN
15
G1
1
1Y
4
5
2A
6
2B
2Y
7
11
3A
10
3B
3Y
9
14
4A
13
4B
4Y
12
A /B
1
OE
MUX
2
1A
1
3
1B
EN
15
G1
1
1Y
4
5
2A
6
2B
2Y
7
11
3A
10
3B
3Y
9
14
4A
13
4B
4Y
12
A /B
1
SN54ALS257A, SN74ALS257A,
SN74AS257
SN54ALS258A, SN74ALS258A,
SN74AS258
† These symbols are in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.
Pin numbers shown are for the D, J, and N packages.
logic diagrams (positive logic)
4Y
3Y
2Y
1Y
A/B
OE
4B
4A
3B
3A
2B
2A
1B
1A
4
2
3
7
5
6
9
11
10
12
14
13
1
15
4Y
3Y
2Y
1Y
A /B
OE
4B
4A
3B
3A
2B
2A
1B
1A
4
2
3
7
5
6
9
11
10
12
14
13
1
15
SN54ALS257A, SN74ALS257A,
SN74AS257
SN54ALS258A, SN74ALS258A,
SN74AS258
Pin numbers shown are for the D, J, and N packages.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com