công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ALS157ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ALS157ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 1-OF-2 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ALS157ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ALS157ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
SN54ALS157A, SN54ALS158
SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, SN74AS158
QUAD 1-OF-2 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SDAS081C – APRIL 1982 – REVISED DECEMBER 1994
7
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 4.5 V to 5.5 V,
CL = 50 pF,
RL = 500 Ω,
TA = MIN to MAX†
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
SN74AS157
MIN
MAX
tPLH
AorB
Y
1
6
ns
tPHL
A or B
Y
1
5.5
ns
tPLH
A/B
Y
2
11
ns
tPHL
A/B
Y
2
10
ns
tPLH
G
Y
2
10.5
ns
tPHL
G
Y
2
7.5
ns
† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.
switching characteristics (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 4.5 V to 5.5 V,
CL = 50 pF,
RL = 500 Ω,
TA = MIN to MAX†
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
SN74AS158
MIN
MAX
tPLH
AorB
Y
1
5
ns
tPHL
A or B
Y
1
4.5
ns
tPLH
A/B
Y
2
9.5
ns
tPHL
A/B
Y
2
10.5
ns
tPLH
G
Y
2
6.5
ns
tPHL
G
Y
2
10
ns
† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com