công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FHC6-DA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Faraday Technology

tên linh kiện FHC6-DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  FILTER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FARADAY [Faraday Technology]
Trang chủ  http://www.faradaytech.com/
Logo FARADAY - Faraday Technology

FHC6-DA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Faraday Technology

  FHC6-DA Datasheet HTML 1Page - Faraday Technology FHC6-DA Datasheet HTML 2Page - Faraday Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
© Faraday Technology. As part of continual product improvement the specifications, details and dimensions shown in this publication are subject to change without notice
FARA093d
Page 1 of 2
Jan-00(B)
The FHC6 series of active hybrid filters have been designed for oversampled NTSC, PAL or 601 pre and
post applications. All FHC6 filters have the same tightly specified passband, transition and stopband
characteristics and provide access for DC offset control. Sinx/x correction (if required) and gain are
accurately set at the factory to the customer's requirements. The modules have high input and low output
impedance and can drive 75
Ω terminated loads.
OPTIONS
FHC6-AA
FHC6-BA
FHC6-CA
FHC6-DA
FHC6-EA
FHC6-FA
Passband shape
sinx/x
sinx/x
sinx/x
sinx/x
flat
flat
Sampling frequency
27.0 MHz
27.0 MHz
28.6 MHz
28.6 MHz
-
-
Gain (± 0.1 dB)
0 dB
6 dB
0 dB
6 dB
0 dB
6 dB
Note: if your requirement is not covered by the above options just let us know and we will customise a
filter design to your individual specifications.
BASIC SPECIFICATION
Input Impedance
2.0 M
Ω typical
Output Impedance
< 1
Ω (op-amp driver output)
Passband
6.0 MHz
Passband Amplitude Ripple
± 0.05 dB
Start of Stopband
21.0 MHz
Stopband rejection
45 dB min
Insertion Delay at 200 kHz
45 ns nominal
Group Delay Ripple
12 ns max to 6.0 MHz
2.5 ns max to 3.58 MHz
Power supply
± 5V
Typical Current
8 mA per rail at ± 5V supply
Differential Gain
0.1%
Differential Phase
0.1
°
Aqueous Washable
Yes
Package
DR00185A
FHC6 SERIES


Số phần tương tự - FHC6-DA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FHC0521D FUTUREWAFER-FHC0521D Datasheet
1Mb / 7P
Extra Low Clamping TVS Protection
FHC0529D FUTUREWAFER-FHC0529D Datasheet
1Mb / 10P
Extra Low Clamping TVS Protection
FHC0529D FUTUREWAFER-FHC0529D Datasheet
1Mb / 10P
Extra Low Clamping TVS Protection
logo
Knowles Capacitors All ...
FHC09096 JOHANSONMANUFACTURING-FHC09096 Datasheet
891Kb / 4P
4.0-8.0GHz Surface Mount Quadrature Hybrid Coupler
April 2024
FHC09096-T JOHANSONMANUFACTURING-FHC09096-T Datasheet
891Kb / 4P
4.0-8.0GHz Surface Mount Quadrature Hybrid Coupler
April 2024
More results

Mô tả tương tự - FHC6-DA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Merrimac Industries, In...
FBGC-2.75G MERRIMAC-FBGC-2.75G Datasheet
97Kb / 2P
FILTER
FBGE-3.0G MERRIMAC-FBGE-3.0G Datasheet
204Kb / 2P
FILTER
FBGE-10.57 MERRIMAC-FBGE-10.57 Datasheet
74Kb / 2P
FILTER
logo
TDK Electronics
B39182B9521P810 TDK-B39182B9521P810 Datasheet
309Kb / 12P
SAW filter 2in1 filter
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
750314978 WURTH-750314978 Datasheet
133Kb / 1P
FILTER
750314979 WURTH-750314979 Datasheet
133Kb / 1P
FILTER
750314980 WURTH-750314980 Datasheet
133Kb / 1P
FILTER
750315744 WURTH-750315744 Datasheet
110Kb / 1P
FILTER
logo
API Technologies Corp
1289-001 APITECH-1289-001 Datasheet
43Kb / 1P
FILTER
1289F-001 APITECH-1289F-001 Datasheet
37Kb / 1P
FILTER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com