công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JHA09 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CIT Relay & Switch

tên linh kiện JHA09
Giải thích chi tiết về linh kiện  CIT SWITCH
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIT [CIT Relay & Switch]
Trang chủ  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

JHA09 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CIT Relay & Switch

  JHA09 Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch JHA09 Datasheet HTML 2Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.citswitch.com
page
11
phone – 763.535.2339 fax – 763.535.2194
SPECIFICATIONS
Electrical Ratings
50mA @ 24VDC
Electrical Life
500,000 cycles typical
Contact Resistance
< 10 m
Ω initial
Actuation Force
150 +/- 50gF
Actuator Travel
1.5 +/- .3mm
Dielectric Strength
1000Vrms min
Insulation Resistance
> 100M
Ω min
Operating Temperature
Storage Temperature
-40
°C to 85°C
-40
°C to 85°C
MATERIALS
←RoHS COMPLIANT
Cap
6/6 Nylon
Housing
6/6 Nylon
Stem
ABS
Contacts
Copper Alloy, Gold over Nickel Plated
Terminals
Copper Alloy, Gold over Nickel Plated
ORDERING INFORMATION
JH
1. Series:
JH
JH
A1
2. Cap Style:
A0
A1
A2
B0
B1
B2
3
3. Cap Color:
1 = White
2 = Black
3 = Red
4 = Yellow
5 = Green
6 = Orange
7 = Blue
9 = Light Gray
10 = Transparent
1
4. LED 1 - Color:
Blank = No LED
R = Red
Y = Yellow
G = Green
5. LED 2 - Color:
Blank = No LED
R = Red
Y = Yellow
G = Green


Mô tả tương tự - JHA09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
A41AS3VDC CIT-A41AS3VDC Datasheet
190Kb / 2P
CIT SWITCH
A61AS6VDC.9 CIT-A61AS6VDC.9 Datasheet
144Kb / 2P
CIT SWITCH
A111AS12VDC.60 CIT-A111AS12VDC.60 Datasheet
183Kb / 2P
CIT SWITCH
ANP11F4B CIT-ANP11F4B Datasheet
374Kb / 7P
CIT SWITCH
BNP10SBQ CIT-BNP10SBQ Datasheet
295Kb / 5P
CIT SWITCH
BTNXC CIT-BTNXC Datasheet
345Kb / 5P
CIT SWITCH
CH1NAS CIT-CH1NAS Datasheet
182Kb / 2P
CIT SWITCH
CS1211 CIT-CS1211 Datasheet
111Kb / 1P
CIT SWITCH
J0982AS3VDC.60 CIT-J0982AS3VDC.60 Datasheet
166Kb / 2P
CIT SWITCH
J0991AS3VDC.45 CIT-J0991AS3VDC.45 Datasheet
173Kb / 2P
CIT SWITCH
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com