công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASR21R11P bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - CIT Relay & Switch

tên linh kiện ASR21R11P
Giải thích chi tiết về linh kiện  CIT SWITCH
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIT [CIT Relay & Switch]
Trang chủ  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

ASR21R11P bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - CIT Relay & Switch

  ASR21R11P Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 2Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 3Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 4Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 5Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 6Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 7Page - CIT Relay & Switch ASR21R11P Datasheet HTML 8Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
www.citswitch.com
page
162
phone – 763.535.2339 fax – 763.535.2194
ASR
CONTACT OPTIONS
Designator Contact Material
Terminal Material
Electrical Ratings
Q
Silver Plating
Silver Plating
5A @ 120VAC, 28VDC; 2A @ 250VAC
R
Gold over Nickel Plating
Gold over Nickel Plating
.4 VA max @ 20VAC or VDC max
G
Gold over Silver Plating
Gold over Silver Plating
.4 VA max @ 20VAC or VDC max or
5A @ 120VAC, 28VDC; 2A @ 250VAC
THREE WAY WIRING DIAGRAM
POSITION 1
POSITION 2
POSITION 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com