công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUT56AF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện BUT56AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

BUT56AF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  BUT56AF Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. BUT56AF Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. BUT56AF Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
BUT56AF
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=100mA ;LC=125mH
450
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA ;IC=0
6
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=4A ;IB=0.8A
2.0
V
ICES
Collector cut-off current
VCE=1000V; VBE=0
Tj=150
1.0
2.0
mA
hFE-1
DC current gain
IC=1A ; VCE=5V
15
45
hFE-2
DC current gain
IC=3A ; VCE=2V
4
fT
Transition frequency
IC=0.5A ;VCE=10V;f=1.0MHz
10
MHz
Switching times
toff
Turn-off time
4
µs
tf
Fall time
IC=4A ;IB1=-IB2=1.25A
tp=20µs
1
µs



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com