công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16240ETPVC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CY74FCT16240ETPVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Buffers/Line Drivers
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CY74FCT16240ETPVC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CY74FCT16240ETPVC Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
CY74FCT16240T
CY74FCT162240T
4
Switching Characteristics Over the Operating Range[12]
Document #: 38-00395-C
CY74FCT16240AT
CY74FCT162240CT
Fig.
No.[13]
Parameter
Description
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
tPLH
tPHL
Propagation Delay Data to Output
1.5
4.8
1.5
4.3
ns
1, 2
tPZH
tPZL
Output Enable Time
1.5
6.2
1.5
5.8
ns
1, 7, 8
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
1.5
5.6
1.5
5.2
ns
1, 7, 8
tSK(O)
Output Skew[14]
0.5
0.5
ns
—
Note:
12. Minimum limits are specified but not tested on Propagation Delays.
13. See “Parameter Measurement Information” in the General Information section.
14. Skew between any two outputs of the same package switching in the same direction. This parameter is ensured by design.
Ordering Information CY74FCT16240
Speed
(ns)
Ordering Code
Package
Name
Package Type
Operating
Range
4.8
CY74FCT16240ATPVC/PVCT
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP
Industrial
Ordering Information CY74FCT162240
Speed
(ns)
Ordering Code
Package
Name
Package Type
Operating
Range
4.3
74FCT162240CTPACT
Z48
48-Lead (240-Mil) TSSOP
Industrial
CY74FCT162240CTPVC
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP
74FCT162240CTPVCT
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com