công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2827 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện 2SC2827
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SC2827 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SC2827 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SC2827 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SC2827 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC2827
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=10mA ; IB=0
450
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA ; IC=0
6
V
VCE(sat)
Collector-emitter saturation voltage
IC=4A; IB=0.8A
1.0
V
VBE(sat)
Base-emitter saturation voltage
IC=4A; IB=0.8A
1.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=500V ;IE=0
100
µA
ICEO
Collector cut-off current
VCE=450V ; IB=0
100
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
100
µA
hFE-2
DC current gain
IC=3A ; VCE=2V
10
fT
Transition frequency
IC=0.5A ; VCE=10V
20
MHz



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com