công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD74HC7046AMT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD74HC7046AMT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Phase-Locked Loop with VCO and Lock Detector
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD74HC7046AMT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD74HC7046AMT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD74HC7046AMT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
11
HCT Input Loading Table
INPUT
UNIT LOADS
INH
1
NOTE: Unit Load is
∆ICC limit specified in DC Electrical Table, e.g.,
360
µA max at 25oC.
Switching Specifications CL = 50pF, Input tr, tf = 6ns
PARAMETER
SYMBOL
TEST
CONDITIONS
VCC (V)
25oC
-40oC TO
85oC
-55oC TO
125oC
UNITS
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
HC TYPES
PHASE COMPARATOR SECTION
Propagation Delay
tPLH, tPHL
SIGIN, COMPIN to PC1OUT
2
-
-
200
-
250
-
300
ns
4.5
-
-
40
-
50
-
60
ns
6
-
-
34
-
43
-
51
ns
Output Transition Time
tTHL, tTLH
2
-
-
75
-
95
-
110
ns
4.5
-
-
15
-
19
-
22
ns
6
-
-
13
-
16
-
19
ns
Output Enable Time, SIGIN,
COMPIN to PC2OUT
tPZH, tPZL
2
-
-
280
-
350
-
420
ns
4.5
-
-
56
-
70
-
84
ns
6
-
-
48
-
60
-
71
ns
Output Disable Time, SIGIN,
COMPIN to PC2OUT
tPHZ, tPLZ
2
-
-
325
-
405
-
490
ns
4.5
-
-
65
-
81
-
98
ns
6
-
-
55
-
69
-
83
ns
AC Coupled Input Sensitivity (P-
P) at SIGIN or COMPIN
VI(P-P)
3
-
11
-
-
-
-
-
mV
4.5
-
15
-
-
-
-
-
mV
6
-
33
-
-
-
-
-
mV
VCO SECTION
Frequency Stability with
Temperature Change
∆f
∆T
R1 = 100kΩ,
R2 = ∞
3
-
-
-
Typ 0.11
-
-
%/oC
4.5
-
-
-
-
-
%/oC
6-
-
-
-
-
%/oC
Maximum Frequency
fMAX
C1 = 50pF
R1 = 3.5kΩ
R2 = ∞
3
-
-
-
-
-
-
-
MHz
4.5
-
24
-
-
-
-
-
MHz
6
-
-
-
-
-
-
-
MHz
C1 = 0pF
R1 = 9.1kΩ
R2 = ∞
3
-
-
-
-
-
-
-
MHz
4.5
-
38
-
-
-
-
-
MHz
6
-
-
-
-
-
-
-
MHz
Center Frequency
fo
C1 = 40pF
R1 = 3kΩ
R2 = ∞
VCOIN =VCC/2
3
7
10
-
-
-
-
-
MHz
4.5
12
17
-
-
-
-
-
MHz
6
14
21
-
-
-
-
-
MHz
Frequency Linearity
∆fVCO
R1 = 100kΩ
R2 = ∞
C1 = 100pF
3-
-
-
-
-
-
-
%
4.5
-
0.4
-
-
-
-
-
%
6-
-
-
-
-
-
-
%
CD74HC7046A, CD74HCT7046A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com