| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CD74FCT573M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CD74FCT573M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
|
2 / 7 page ![]() 8-2 Functional Diagram IEC Logic Symbol TRUTH TABLE (Note 1) OUTPUT ENABLE LATCH ENABLE DATA OUTPUT L HHH LHL L LL l L LLh H HX X Z NOTE: 1. H = HIGH Voltage Level L = LOW Voltage Level l = Low voltage level one set up time prior to the high to low latch enable transition. h = High voltage level one set up time prior to the high to low latch enable transition. X = Irrelevant Z = High Impedance 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 17 16 15 14 13 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 11 GND = PIN 10 VCC = PIN 20 1 LE OE 12 CD74FCT573, CD74FCT573AT 19 18 17 16 EN 1 2 3 4 5 15 14 13 12 6 7 8 9 C1 11 1D CD74FCT573, CD74FCT573AT |