công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D68L8EX bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Frequency Devices, Inc.

tên linh kiện D68L8EX
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Pin DIP 8-Pole Filters
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREQUENCYDEVICES [Frequency Devices, Inc.]
Trang chủ  http://www.freqdev.com/
Logo FREQUENCYDEVICES - Frequency Devices, Inc.

D68L8EX bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Frequency Devices, Inc.

Back Button D68L8EX Datasheet HTML 9Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 10Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 11Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 12Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 13Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 14Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 15Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 16Page - Frequency Devices, Inc. D68L8EX Datasheet HTML 17Page - Frequency Devices, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
8-Pole, 6-Zero
Elliptic, 2.00
High-Pass
Frequency Response
Appendix A
38
1784 Chessie Lane, Ottawa, IL 61350 • Tel: 800/252-7074, 815/434-7800 • FAX: 815/434-8176
e-mail: sales@freqdev.com Web Address: http://www.freqdev.com
Normalized Frequency(f/fc)
0.1
1.0
10.0
2
3 4 5 6 78
2
3 4 5 6 7
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
1.Normalized Group Delay:
The above delay data is normalized to a corner frequency
of 1.0Hz.The actual delay is the normalized delay divided
by the actual corner frequency (fc).
Actual Delay =
Normalized Delay
Actual Corner Frequency (fc) in Hz
(sec)
Theoretical Transfer Characteristics
1
f/fc
(Hz)
Amp
(dB)
Phase
(deg)
Delay
9.00
10.0
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
1.80
1.90
2.00
2.50
3.00
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
0.90
0.95
1.00
1.10
1.20
0.55
0.60
0.70
0.80
0.85
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
-0.002
-0.001
-0.028
-0.015
-0.008
-0.005
-0.003
0.000
-0.003
-0.010
-0.042
-0.045
-0.032
-0.046
-0.034
-0.016
-0.004
-9.46
-2.16
-0.046
-0.038
-0.001
-78.6
-64.6
-44.1
-26.7
-18.2
-110
-105
-114
-110
-107
35.5
31.9
80.6
64.2
53.4
45.7
40.0
187
176
166
131
108
277
252
231
214
200
533
478
419
352
308
646
637
615
586
565
168
156
323
309
654
0.011
0.009
0.057
0.036
0.025
0.018
0.014
0.328
0.288
0.255
0.153
0.103
0.773
0.618
0.514
0.436
0.376
2.315
3.604
2.681
1.416
1.018
0.480
0.524
0.669
1.001
1.401
0.338
0.348
0.367
0.397
0.445



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com