công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DP64H4Y5 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Frequency Devices, Inc.

tên linh kiện DP64H4Y5
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Pin DIP 4 - Pole Filters
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREQUENCYDEVICES [Frequency Devices, Inc.]
Trang chủ  http://www.freqdev.com/
Logo FREQUENCYDEVICES - Frequency Devices, Inc.

DP64H4Y5 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Frequency Devices, Inc.

Back Button DP64H4Y5 Datasheet HTML 2Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 3Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 4Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 5Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 6Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 7Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 8Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 9Page - Frequency Devices, Inc. DP64H4Y5 Datasheet HTML 10Page - Frequency Devices, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Low-Pass
4-Pole
Appendix A
Butterworth
7
1784 Chessie Lane, Ottawa, IL 61350 • Tel: 800/252-7074, 815/434-7800 • FAX: 815/434-8176
e-mail: sales@freqdev.com Web Address: http://www.freqdev.com
(sec)
Normalized Frequency(f/fc)
Normalized Time (1/f sec)
Theoretical Transfer Characteristics
1
Frequency Response
Delay
(Normalized)
Step Response
0.1
1.0
10.0
2
3 4 5 6 78
2
3 4 5 6 7
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
1
2
3
4
5
-0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.1
1.0
2
3
4
5 6 7 8 9
0.0
1.0
2.0
1.5
0.15
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.0
-62.3
-67.6
-72.2
-76.3
-80.0
-38.2
-41.0
-43.5
-48.2
-55.9
-22.3
-24.1
-28.2
-31.8
-35.1
-12.0
-14.3
-16.4
-18.5
-20.5
-2.21
-3.01
-4.97
-7.24
-9.62
-0.072
-0.243
-0.674
-1.047
-1.555
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.003
-0.017
0.00
-15.0
-30.1
-45.5
-61.4
-78.0
-95.7
-115
-136
-147
-158
-169
-180
-200
-217
-231
-242
-252
-260
-266
-272
-277
-282
-291
-299
-304
-309
-313
-317
-322
-330
-335
-339
-341
-343
-345
.012
.009
.007
.005
.004
.049
.041
.035
.027
.017
.134
.119
.091
.072
.059
.289
.241
.204
.175
.152
.612
.588
.513
.427
.350
.511
.558
.604
.619
.622
.416
.418
.423
.433
.449
.474
1.Normalized Group Delay:
The above delay data is normalized to a corner frequency
of 1.0Hz.The actual delay is the normalized delay divided
by the actual corner frequency (fc).
Actual Delay =
Normalized Delay
Actual Corner Frequency (fc) in Hz
f/fc
(Hz)
Amp
(dB)
Phase
(deg)
Delay
Normalized Frequency(f/fc)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com