công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BQ3285LSSTR bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Texas Instruments

tên linh kiện BQ3285LSSTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real-Time Clock RTC
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

BQ3285LSSTR bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Texas Instruments

Back Button BQ3285LSSTR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments BQ3285LSSTR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 29 page
background image
25
bq3285E/L
24-Pin SSOP (SS)
24-Pin SS (0.150" SSOP)
Dimension
Inches
Millimeters
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.061
0.068
1.55
1.73
A1
0.004
0.010
0.10
0.25
B
0.008
0.012
0.20
0.30
C
0.007
0.010
0.18
0.25
D
0.337
0.344
8.56
8.74
E
0.150
0.157
3.81
3.99
e
.025 BSC
0.64 BSC
H
0.230
0.244
5.84
6.20
L
0.016
0.035
0.41
0.89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com