công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS3623 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STS3623
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel Enhancement Mode Field E ffect Trans is tor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STS3623 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STS3623 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STS3623 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
F igure 6. B rea kdown V olta ge V a ria tion
with T empera ture
F igure 8. B ody Diode F orwa rd V olta ge
V a ria tion with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T empera ture ( C )
20
10
1
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
-50 -25
0
25
50
75
100 125
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
ID=250uA
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50 -25
0
25
50
75
100 125
V DS =V GS
ID=250uA
S T S 3623
V G S , G ate-S ource Voltage (V )
90
80
70
60
50
40
0
F igure 7. On-R es is tance vs .
G ate-S ource V oltage
2
4
6
8
10
0
25 C
125 C
75 C
ID=3A
F igure 5. G a te T hres hold V a ria tion
with T empera ture
25 C
75 C
125 C
4
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com