công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT54 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện BAT54
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2MHz STEP-UP CONVERTER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

BAT54 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - SamHop Microelectronics Corp.

Back Button BAT54 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 10Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 11Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 12Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 13Page - SamHop Microelectronics Corp. BAT54 Datasheet HTML 14Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
SAMHOP Microelectronics Corp.
1.2MHz STEP-UP CONVERTER
D
b
e
H
12
3
65
4
PACKAGE
SM8237 Surface Mount SOT-26
Unit : mm
SYMBOL
MIN.
MOM.
A
0.889
1.295
A1
0.000
0.152
B
1.397
1.803
b
0.250
0.560
C
D
2.591
2.997
2.692
3.099
e
0.838
1.041
L
0.300
0.610
H
0.080
0.254
Page 12
V.1.3 Aug 28,2007



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com