công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RKC3CD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

tên linh kiện RKC3CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  thick film SIP resistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

RKC3CD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  RKC3CD Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. RKC3CD Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc. RKC3CD Datasheet HTML 3Page - KOA Speer Electronics, Inc. RKC3CD Datasheet HTML 4Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
71
KOA Speer Electronics, Inc. • 199 Bolivar Drive • Bradford, PA 16701 • USA • 814-362-5536 • Fax: 814-362-8883 • www.koaspeer.com
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
12/28/08
RKC, RKH, RKL
thick film SIP resistors
wattage/package
Derating Curve
environmental applications
100
80
60
40
20
-60
-40
0
406080100160
70
20
Ambient Temperature
(°C)
0
-55
120
155
-20
140
125
RKL, RKC (L, K circuit), Custom circuit
RKC (except L, K circuit), RKH
Performance Characteristics
PMS 300 neg.
Black neg.
8
7
6
5
4
3
Number of Pins
RKH
––
511
701
796
606
416
RKL
147
228
314
357
271
185
160
217
273
387
444
9
891
400
501
RKC
330
15
14
13
12
11
10
Number of Pins
RKH
986
1176
––
––
1271
1081
RKL
443
529
––
––
––
486
558
615
672
785
842
16
––
––
893
RKC
728
Parameter
Requirement
∆ R
Limit
Typical
Test Method
Resistance
T.C.R.
25°C
+25°C/-55°C, +25°C/+125°C (RKL)
+25°C/-55°C, +25°C/+155°C (RKC, RKH)
Within specified
tolerance
Within specified
T.C.R.
—
—
Overload (Short time)
Rated voltage x 2.5 for 5 seconds
±0.5%
±0.25%
Resistance to Solder Heat
260°C ± 5°C, 10 seconds ± 1 second
±0.5%
±0.25%
Temperature Cycling
-40°C (30 minutes), +85°C (30 minutes), 5 cycles
±0.5%
±0.25%
Moisture Resistance
40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
±2.0%
±1.0%
Endurance at 70°C
70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
±2.0%
±1.0%
1733 Reader's Spreads pg1-203:document
1/27/09
4:07 PM
Page 69



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com