công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2636 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC2636
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal 12-/10-/8-Bit SPI VOUT DACs with10ppm/째C Reference
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC2636 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Linear Technology

  LTC2636 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC2636 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
LTC2636
4
2636f
PRODUCT SELECTION GUIDE
PART NUMBER
PART MARKING*
VFS WITH INTERNAL
REFERENCE
POWER-ON
RESET TO CODE
POWER-ON
REFERENCE
MODE
RESOLUTION
VCC
MAXIMUM
INL
DFN
MSOP
LTC2636-LMI12
LTC2636-LMI10
LTC2636-LMI8
LMI12
LMI10
6LMI8
6LMI12
6LMI10
36LMI8
2.5V•(4095/4096)
2.5V•(1023/1024)
2.5V•(255/256)
Mid-Scale
Mid-Scale
Mid-Scale
Internal
Internal
Internal
12-Bit
10-Bit
8-Bit
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
LTC2636-LMX12
LTC2636-LMX10
LTC2636-LMX8
LMX12
LMX10
6LMX8
6LMX12
6LMX10
36LMX8
2.5V•(4095/4096)
2.5V•(1023/1024)
2.5V•(255/256)
Mid-Scale
Mid-Scale
Mid-Scale
External
External
External
12-Bit
10-Bit
8-Bit
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
LTC2636-LZ12
LTC2636-LZ10
LTC2636-LZ8
6LZ12
6LZ10
36LZ8
36LZ12
36LZ10
636LZ8
2.5V•(4095/4096)
2.5V•(1023/1024)
2.5V•(255/256)
Zero-Scale
Zero-Scale
Zero-Scale
Internal
Internal
Internal
12-Bit
10-Bit
8-Bit
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
2.7V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
LTC2636-HMI12
LTC2636-HMI10
LTC2636-HMI8
HMI12
HMI10
6HMI8
6HMI12
6HMI10
36HMI8
4.096V•(4095/4096)
4.096V•(1023/1024)
4.096V•(255/256)
Mid-Scale
Mid-Scale
Mid-Scale
Internal
Internal
Internal
12-Bit
10-Bit
8-Bit
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
LTC2636-HMX12
LTC2636-HMX10
LTC2636-HMX8
HMX12
HMX10
6HMX8
6HMX12
6HMX10
36HMX8
4.096V•(4095/4096)
4.096V•(1023/1024)
4.096V•(255/256)
Mid-Scale
Mid-Scale
Mid-Scale
External
External
External
12-Bit
10-Bit
8-Bit
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
LTC2636-HZ12
LTC2636-HZ10
LTC2636-HZ8
6HZ12
6HZ10
36HZ8
36HZ12
36HZ10
636HZ8
4.096V•(4095/4096)
4.096V•(1023/1024)
4.096V•(255/256)
Zero-Scale
Zero-Scale
Zero-Scale
Internal
Internal
Internal
12-Bit
10-Bit
8-Bit
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
4.5V-5.5V
±2.5LSB
±1LSB
±0.5LSB
*Above options are available in a 14-lead DFN package (LTC2636-DE) or 16-lead MSOP package (LTC2636-MS).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com