| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSOP1237KD1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSOP1237KD1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix |
|
6 / 7 page ![]() TSOP12..KD1 Vishay Telefunken Rev. 4, 30-Mar-01 www.vishay.com Document Number 82126 6 (7) 95 11339p2 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0 ° 30 ° 10 ° 20 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 1.0 0.8 0.7 drel – Relative Transmission Distance Figure 13. Vertical Directivity ϕy 95 11340p2 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0 ° 30 ° 10 ° 20 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 1.0 0.8 0.7 drel – Relative Transmission Distance Figure 14. Horizontal Directivity ϕx Dimensions in mm 12823 |