công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2052HVCS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC2052HVCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual/Quad Zero-Drift Operational Amplifiers
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC2052HVCS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Linear Technology

Back Button LTC2052HVCS Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC2052HVCS Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
LTC2051/LTC2052
20512fd
–
+
1/2 LTC2051
–
+
A1
–
+
1/2 LTC2051
6
3
2
5
R4
R5
R3
20512 F01
R2
5V
R1
+
–
C2
C1
7
1
6
8
1
3
2
OUT
OUT
Obtaining Ultralow VOS Drift and Low Noise
A1
R1
R2
R3
R4
R5
C1
C2
eIN (DC – 1Hz)
eIN (DC – 10Hz)
LT1677
2.49k
3.01k
340k
10k
100k
0.01μF
0.001μF
0.15μVP-P
0.2μVP-P
LT1012
750Ω
57Ω
250k
10k
100k
0.01μF
0.001μF
0.3μVP-P
0.4μVP-P
TYPICAL APPLICATIO
PACKAGE DESCRIPTIO
3.00 ±0.10
(4 SIDES)
NOTE:
1. DRAWING TO BE MADE A JEDEC PACKAGE OUTLINE M0-229 VARIATION OF (WEED-1)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION
ON TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
0.38 ± 0.10
BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD
1.65 ± 0.10
(2 SIDES)
0.75 ±0.05
R = 0.115
TYP
2.38 ±0.10
(2 SIDES)
1
4
8
5
PIN 1
TOP MARK
(NOTE 6)
0.200 REF
0.00 – 0.05
(DD) DFN 1203
0.25 ± 0.05
2.38 ±0.05
(2 SIDES)
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
1.65 ±0.05
(2 SIDES)
2.15 ±0.05
0.50
BSC
0.675 ±0.05
3.5 ±0.05
PACKAGE
OUTLINE
0.25 ± 0.05
0.50 BSC
DD Package
8-Lead Plastic DFN (3mm × 3mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1698)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com