công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD5062 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện KSD5062
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

KSD5062 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  KSD5062 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited KSD5062 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon NPN Power Transistor
KSD5062
DESCRIPTION
·High Breakdown Voltage-
: VCBO= 1500V (Min)
·High Switching Speed
·High Reliability
·Built-in Damper Diode
APPLICATIONS
·Designed for color TV horizontal output applicaitions
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
1500
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
800
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
IC
Collector Current- Continuous
5
A
ICP
Collector Current-Peak
16
A
PC
Collector Power Dissipation
@ TC=25℃
120
W
TJ
Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
isc Website:www.iscsemi.cn


Số phần tương tự - KSD5062

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
KSD5062 NJSEMI-KSD5062 Datasheet
68Kb / 2P
Silicon NPN Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - KSD5062

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BD907 ISC-BD907 Datasheet
106Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU2727AF ISC-BU2727AF Datasheet
98Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326 ISC-BU326 Datasheet
57Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU326A ISC-BU326A Datasheet
129Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
MJ413 ISC-MJ413 Datasheet
71Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUX47A ISC-BUX47A Datasheet
76Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48CFI ISC-BUV48CFI Datasheet
111Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BUV70 ISC-BUV70 Datasheet
102Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
BU406 ISC-BU406 Datasheet
134Kb / 3P
isc Silicon NPN Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com