công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD5058 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện KSD5058
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon NPN Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

KSD5058 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  KSD5058 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited KSD5058 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc Silicon NPN Power Transistor
KSD5058
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= 100mA; IB= 0
800
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 4A; IB= 0.8A
B
5.0
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC= 4A; IB= 0.8A
B
1.5
V
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB= 800V ; IE= 0
10
μA
ICES
Collector Cutoff Current
VCE= 1500V ; VBE= 0
1
mA
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= 4V ; IC= 0
1
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC= 1A ; VCE= 5V
8
hFE-2
DC Current Gain
IC= 4A ; VCE= 5V
3
tf
Fall Time
IC= 4A , IB1= 0.8A ; IB2= -1.6A
0.3
μs
isc Website:www.iscsemi.cn
2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com