công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA220 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bedford Opto Technology Ltd.

tên linh kiện SA220
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm LED Assembly Single Way to 4 Way
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOT [Bedford Opto Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.bot.co.uk
Logo BOT - Bedford Opto Technology Ltd.

SA220 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bedford Opto Technology Ltd.

  SA220 Datasheet HTML 1Page - Bedford Opto Technology Ltd. SA220 Datasheet HTML 2Page - Bedford Opto Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
30.84
8
8
8
6
2.543.5
+
12
3
3.17
4
+
1
3.17
6.35
6.35
6.35
25.9
2
3
4
6.35
2.54
+
1
2.54
0.5
9
4.85
1.2
5.2
5
4.7
30.84
8
8
8
6
2.543.5
+
12
3
SSA230/4X
3.17
4
+
1
3.17
6.35
6.35
6.35
25.9
2
3
4
SSA210/4X
6.35
2.54
+
1
2.54
0.5
9
4.85
1.2
4
5
4.7
SSA210X
SSA220X
SSA220/4X
SSA240/4X
SA210/20/30/40/4X
5mm LED Assembly
Single Way to 4 Way
The SSA210/20/30/40 is a 5mm LED
assembly for mounting at 90 deg to a
PCB. the housing is moulded in black
Grilon A28VO with zero flammability
rating. This as a LOW PROFILE device
with a 6.35mm cross/centre.
•
Matched LEDS
•
Low Profile
•
Range of colours,bi-colour and low
current.
MECHANICAL DATA
BEDFORD OPTO TECHNOLOGY LTD
1,BIGGAR BUSINESS PARK, BIGGAR, LANARKSHIRE,ML12 6FX
Tel: +44 (0) 1899 221221 Fax: +44 (0) 1899 221009
Website: www. bot.co.uk E-mail: bill@bot.co.uk
ORDERING INFORMATION
SSA210/20/3/040 -4XXXX
[ 1st X – Pos. 1
4th X – Pos.4 ]
Indicate colour by using X =
R = Red
G = Green Y = Yellow
O = Orange
Custom Part Numbers will be issued to simplify ordering.
4.4.00 ISS A
Pb
This
component
is RoHS
compliant


Số phần tương tự - SA220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SA220 WTE-SA220 Datasheet
72Kb / 5P
500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SA220 PANJIT-SA220 Datasheet
110Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA220 PANJIT-SA220 Datasheet
103Kb / 4P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER
SA220 PANJIT-SA220 Datasheet
131Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER 500 Watts
logo
Comchip Technology
SA220(C)-G COMCHIP-SA220(C)-G Datasheet
145Kb / 7P
Axial Lead Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SA220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bedford Opto Technology...
SSA019 BOT-SSA019 Datasheet
36Kb / 2P
8 WAY 5mm LED ASSEMBLY
SSA021 BOT-SSA021 Datasheet
33Kb / 2P
7 WAY 5mm LED ARRAY RIGHT ANGLE MOUNT
SSA-099 BOT-SSA-099 Datasheet
34Kb / 2P
5mm LED ASSEMBLY 3 WAY
logo
Innovative Power Produc...
IPP-1013 IPP-IPP-1013 Datasheet
65Kb / 1P
OUTLINE 4 WAY
logo
Shenzhen Putianhe Techn...
TM1801 PTH-TM1801 Datasheet
232Kb / 5P
Single-way LED
TM1802 PTH-TM1802 Datasheet
260Kb / 6P
Single way LED
TM1804 PTH-TM1804 Datasheet
580Kb / 11P
Three-way LED
TM1806 PTH-TM1806 Datasheet
261Kb / 6P
6 way led
TM1809 PTH-TM1809 Datasheet
531Kb / 11P
9 Way LED
TM1810 PTH-TM1810 Datasheet
368Kb / 7P
Single Way LED
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com