công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1125 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SA1125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SA1125 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SA1125 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1125 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1125 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
2SA1125
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=-0.1mA ,IB=0
B
-150
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=-10μA ,IC=0
-5
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-30mA; IB=-3mA
-1.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-100V; IE=0
-1
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-4V; IC=0
-1
μA
hFE
DC current gain
IC=-10mA ; VCE=-5V
90
450
COB
Output capacitance
IE=0 ; VCB=-10V;f=1MHz
5
pF
fT
Transition frequency
IC=-10mA ; VCE=-10V
200
MHz
hFE Classifications
Q
R
S
T
90-155
130-220
185-330
260-450
2



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com