| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX2000-1CSG896M bảng dữ liệu(PDF) 178 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CSG896M bảng dữ liệu(HTML) 178 Page - Actel Corporation |
|
178 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs 3- 72 v2.7 IO231NB5F21 AN12 IO231PB5F21 AP12 IO232NB5F21 AG13 IO232PB5F21 AH13 IO233NB5F21 AL12 IO233PB5F21 AL13 IO234NB5F21 AE13 IO234PB5F21 AF13 IO235NB5F22 AN11 IO235PB5F22 AP11 IO236NB5F22 AM11 IO236PB5F22 AM12 IO237NB5F22 AJ11 IO237PB5F22 AJ12 IO238NB5F22 AH11 IO238PB5F22 AH12 IO239NB5F22 AK10 IO239PB5F22 AK11 IO240NB5F22 AE12 IO240PB5F22 AF12 IO241NB5F22 AN10 IO241PB5F22 AP10 IO242NB5F22 AG11 IO242PB5F22 AG12 IO243NB5F22 AL9 IO243PB5F22 AL10 IO244NB5F22 AM8 IO244PB5F22 AM9 IO245NB5F23 AH10 IO245PB5F23 AJ10 IO246NB5F23 AF10 IO246PB5F23 AF11 IO247NB5F23 AJ9 IO247PB5F23 AK9 IO248NB5F23 AN7 IO248PB5F23 AP7 IO249NB5F23 AL7 IO249PB5F23 AL8 IO250NB5F23 AE10 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number IO250PB5F23 AE11 IO251NB5F23 AK8 IO251PB5F23 AJ8 IO252NB5F23 AH8 IO252PB5F23 AH9 IO253NB5F23 AN6 IO253PB5F23 AP6 IO254NB5F23 AG9 IO254PB5F23 AG10 IO255NB5F23 AJ7 IO255PB5F23 AK7 IO256NB5F23 AL6 IO256PB5F23 AM6 Bank 6 IO257NB6F24 AG6 IO257PB6F24 AH6 IO258NB6F24 AD9 IO258PB6F24 AE9 IO259NB6F24 AF7 IO259PB6F24 AG7 IO260NB6F24 AH3 IO260PB6F24 AH4 IO261NB6F24 AH5 IO261PB6F24 AJ5 IO262NB6F24 AE6 IO262PB6F24 AF6 IO263NB6F24 AF5 IO263PB6F24 AG5 IO264NB6F24 AD8 IO264PB6F24 AE8 IO265NB6F24 AF3 IO265PB6F24 AG3 IO266NB6F24 AC10 IO266PB6F24 AD10 IO267NB6F25 AD7 IO267PB6F25 AE7 IO268NB6F25 AD5 IO268PB6F25 AE5 IO269NB6F25 AE4 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number IO269PB6F25 AF4 IO270NB6F25 AB9 IO270PB6F25 AC9 IO271NB6F25 AC6 IO271PB6F25 AD6 IO272NB6F25 AB8 IO272PB6F25 AC8 IO273NB6F25 AE1 IO273PB6F25 AE2 IO274NB6F25 AA10 IO274PB6F25 AB10 IO275NB6F25 AB7 IO275PB6F25 AC7 IO276NB6F25 AD1 IO276PB6F25 AD2 IO277NB6F25 AC4 IO277PB6F25 AC3 IO278NB6F26 AA8 IO278PB6F26 AA9 IO279NB6F26 AB5 IO279PB6F26 AB6 IO280NB6F26 Y10 IO280PB6F26 Y11 IO281NB6F26 AB3 IO281PB6F26 AB4 IO282NB6F26 Y7 IO282PB6F26 AA7 IO283NB6F26 AC2 IO283PB6F26 AC1 IO284NB6F26 Y9 IO284PB6F26 Y8 IO285NB6F26 AA5 IO285PB6F26 AA6 IO286NB6F26 W10 IO286PB6F26 W11 IO287NB6F26 AA3 IO287PB6F26 AA4 IO288NB6F26 W9 IO288PB6F26 W8 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number |