| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AX2000-1CSG896PP bảng dữ liệu(PDF) 140 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CSG896PP bảng dữ liệu(HTML) 140 Page - Actel Corporation |
|
140 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs 3- 34 v2.7 IO208NB6F19 V1 IO208PB6F19 W1 IO209NB6F19 P7 IO209PB6F19 R7 IO212NB6F19 P4 IO212PB6F19 R4 IO214NB6F20 P3 IO214PB6F20 R3 IO215NB6F20 M6 IO215PB6F20 N6 IO216NB6F20 R2 IO216PB6F20 T2 IO217NB6F20 T1 IO217PB6F20 U1 IO219NB6F20 M5 IO219PB6F20 N5 IO220NB6F20 P1 IO220PB6F20 R1 IO221NB6F20 N2 IO221PB6F20 P2 IO222NB6F20 M3 IO222PB6F20 N3 IO223NB6F20 M7 IO223PB6F20 N7 IO224NB6F20 M4 IO224PB6F20 N4 Bank 7 IO225NB7F21 M2 IO225PB7F21 N1 IO226NB7F21 K2 IO226PB7F21 K1 IO228NB7F21 L3 IO228PB7F21 L2 IO229NB7F21 K5 IO229PB7F21 L5 IO230NB7F21 H1 IO230PB7F21 J1 IO231NB7F21 H2 IO231PB7F21 J2 IO232NB7F21 K4 IO232PB7F21 K3 IO233NB7F21 K6 IO233PB7F21 L6 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number IO234NB7F21 F1 IO234PB7F21 G1 IO235NB7F21 F2 IO235PB7F21 G2 IO236NB7F22 H3 IO236PB7F22 J3 IO237NB7F22 K7 IO237PB7F22 L7 IO241NB7F22 H6 IO241PB7F22 J6 IO242NB7F22 H4 IO242PB7F22 J4 IO243NB7F22 H5 IO243PB7F22 J5 IO246NB7F22 F3 IO246PB7F22 G3 IO250NB7F23 F4 IO250PB7F23 G4 IO253NB7F23 G5 IO253PB7F23 G6 IO254NB7F23 D1 IO254PB7F23 E1 IO257NB7F23 F5 IO257PB7F23 E4 Dedicated I/O VCCDA H7 GND A1 GND A11 GND A12 GND A2 GND A21 GND A22 GND AA1 GND AA2 GND AA21 GND AA22 GND AB1 GND AB11 GND AB12 GND AB2 GND AB21 GND AB22 GND B1 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number GND B2 GND B21 GND B22 GND C20 GND C3 GND D19 GND D4 GND E18 GND E5 GND G18 GND H15 GND H8 GND J14 GND J9 GND K10 GND K11 GND K12 GND K13 GND L1 GND L10 GND L11 GND L12 GND L13 GND L22 GND M1 GND M10 GND M11 GND M12 GND M13 GND M22 GND N10 GND N11 GND N12 GND N13 GND P14 GND P9 GND R15 GND R8 GND U16 GND U6 GND V18 GND V5 GND W19 484-Pin FBGA AX1000 Function Pin Number |