công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3724MPFE bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Linear Technology

tên linh kiện 3724MPFE
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

3724MPFE bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Linear Technology

Back Button 3724MPFE Datasheet HTML 16Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 17Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 18Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 19Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 20Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 21Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 22Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 23Page - Linear Technology 3724MPFE Datasheet HTML 24Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 24 page
background image
LT3724
24
3724fc
Linear Technology Corporation
1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-7417
(408) 432-1900 ● FAX: (408) 434-0507 ● www.linear.com
© LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 2005
LT 1008 REV C • PRINTED IN USA
RELATED PARTS
TYPICAL APPLICATION
Inverting –12V 1.5A Converter
CC2
680pF
CC1
120pF
R6, 40.2k
CSS
1000pF
RCSS
200k
R2
10.2k
R1
88.7k
0.1μF
0.1μF
16V
1μF
16V
R3
2M
VIN
18V TO 36V
VIN
SHDN
CSS
VFB
VC
GND
BOOST
TG
SW
VCC
PGND
SENSE+
SENSE–
+
VOUT
–12V
1.5A
COUT1
330μF
16V
CIN1
220μF
50V
L1
47μH
M1
D2
D1B
D1A
RSENSE
0.040Ω
D1 = BAV99
D2 = ON SEMI, MBRD350
L1 = COEV, DU1311-470M
M1 = VISHAY, Si7370DP
CIN1 = SANYO, 50CV220KX
COUT1 = SANYO, 16SVP330M
3724 TA05
LT3724
4
1
3
6
7
8
16
15
14
11
10
9
12
PART NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
LT1339
High Power Synchronous DC/DC Controller
VIN up to 60V, Drivers 10000pF Gate Capacitance, IOUT = <20A
LTC1624
Switching Controller
Buck, Boost, SEPIC, 3.5V ≤ VIN ≤ 36V; 8-Lead SO Package
LTC1702A
Dual 2-Phase Synchronous DC/DC Controller
550kHz Operation, No RSENSE, 3V = <VIN = <7V, IOUT = <20A
LTC1735
Synchronous Step-Down DC/DC Controller
3.5V = <VIN = <36V, 0.8V = <VOUT = <6V, Current Mode, IOUT = <20A
LTC1778
No RSENSE Synchronous DC/DC Controller
4V = <VIN= <36V, Fast Transient Response, Current Mode, IOUT = <20A
LT3010
50mA, 3V to 80V Linear Regulator
1.275V = <VOUT = <60V, No Protection Diode Required,
8-Lead MSOP Package
LT3430/LT3431
Monolithic 3A, 200kHz/500kHz Step-Down Regulator
5.5V = <VIN = <60V, 0.1Ω Saturation Switch, 16-Lead SSOP Package
LTC3703/LTC3703-5
100V Synchronous Switching Regulator Controllers
No RSENSE, Voltage Mode Control, GN16 Package
LT3800
High Voltage Synchronous Regulator Controller
VIN up to 60V, IOUT = <20A, Current Mode,
16-Lead TSSOP FE Package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com