công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC3837K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SC3837K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Transistor
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC3837K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC3837K Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
Transistors
www.kesenes.com
1
0.4+0.1
-0.1
2.9+0.1
-0.1
0.95+0.1
-0.1
1.9+0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
12
3
Unit: mm
SOT-23
0.1+0.05
-0.01
www.kexin.com.cn
Power Transistor
2SC3837K
Features
High transition frequency. (Typ. fT = 1.5GHz)
Small rbb'.Cc and high gain. (Typ. 6ps)
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector-base voltage
VCBO
30
V
Collector-emitter voltage
VCEO
18
V
Emitter-base voltage
VEBO
3V
Collector current
IC
50
mA
Collector power dissipation
PC
0.2
W
Junction temperature
Tj
150
Storage temperature
Tstg
-55 to +150
* Single pulse Pw=100ms.
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Testconditons
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
VCBO
IC=10ìA
30
V
Collector-emitter breakdown voltage
VCEO
IC=1mA
18
V
Emitter-base breakdown voltage
VEBO
IE=10ìA
3
V
Collector cutoff current
ICBO
VCB=20V
0.5
A
Emitter cutoff current
IEBO
VEB=10V
0.5
A
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC/IB=20mA/4mA
0.5
V
DC current gain
hFE
VCE=10V, IC=10mA
56
180
Collector-base time constant
rbb'.Cc
VCB = 10V , IC = 10mA , f = 31.8MHz
6
13
ps
Noise factor
NF
VCE=12V,IC=2mA,f=200MHz,Rg=50
4.5
dB
Output capacitance *
Cob
VCB=10V, IE=0, f=1MHz
0.9
1.5
pF
Transition frequency
fT
VCE=10V, IE= 10mA, f=200MHz
600
1500
MHz
* Measured using pulse current.
hFE Classification
Marking
ACN
ACP
Rank
N
P
hFE
56
120
82
180


Số phần tương tự - 2SC3837K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC3837K ROHM-2SC3837K Datasheet
75Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (18V, 50mA, 1.5GHz)
2SC3837K ROHM-2SC3837K Datasheet
193Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC3837K ROHM-2SC3837K Datasheet
193Kb / 4P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC3837K ROHM-2SC3837K Datasheet
128Kb / 5P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
2SC3837KT146N ROHM-2SC3837KT146N Datasheet
128Kb / 5P
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz)
More results

Mô tả tương tự - 2SC3837K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE1320 ONSEMI-MJE1320 Datasheet
281Kb / 8P
POWER TRANSISTOR
1995
logo
STMicroelectronics
TIP32C STMICROELECTRONICS-TIP32C_06 Datasheet
167Kb / 8P
Power transistor
15-Nov-2006
logo
Unisonic Technologies
2SB798 UTC-2SB798 Datasheet
118Kb / 3P
POWER TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1797 KEXIN-2SA1797 Datasheet
36Kb / 1P
Power Transistor
2SD2114K KEXIN-2SD2114K Datasheet
36Kb / 1P
Power Transistor
2SB1260 KEXIN-2SB1260 Datasheet
51Kb / 1P
Power Transistor
2SD1898 KEXIN-2SD1898 Datasheet
51Kb / 1P
Power Transistor
logo
Rohm
2SD1763AE ROHM-2SD1763AE Datasheet
51Kb / 1P
Power Transistor
2SB1316TL ROHM-2SB1316TL Datasheet
78Kb / 3P
Power Transistor
logo
RFHIC
RT230PD RFHIC-RT230PD_14 Datasheet
445Kb / 32P
Power Transistor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com