công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KI1303EDL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện KI1303EDL
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KI1303EDL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KI1303EDL Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KI1303EDL Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.kexin.com.cn
2
SMD Type
IC
SMD Type
Transistors
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Testconditons
Min
Typ
Max
Unit
Gate threshold voltage
VGS(th)
VDS =VGS,ID = -250
A
-0.6
V
Gate-body leakage
IGSS
VDS =0V, VGS =
4.5 V
1
A
VDS =-20 V, VGS =0V
-1
VDS =-20 V, VGS =0V, TJ =70
-5
On-state drain current
ID(on)
VDS =-5 V, VGS = -4.5 V
1.5
A
VGS =-4.5V, ID = -1 A
0.360 0.430
VGS = -3.6V, ID =-0.7 A
0.400 0.480
VGS = -2.5V, ID = -0.3 A
0.560 0.700
Forward transconductance
gfs
VDS =-10 V, ID =-1A
1.7
S
Diode forward voltage
VSD
IS =-1A, VGS =0V
-1.2
V
Total gate charge *
Qg
1.9
2.5
Gate-source charge *
Qgs
0.45
Gate-drain charge *
Qgd
0.44
td(on)
180
300
tr
410
655
td(off)
560
900
tf
530
850
Source-Drain Reverse Recovery Time
trr
IF =-1A, di/dt = 100 A/
s
435
700
* Pulse test: PW
300 ìs duty cycle
2%.
Zero gate voltage drain current
IDSS
A
Drain-source on-state resistance
rDS(on)
ns
VDS =-10V ,VGS =-4.5V , ID=-1A
VDD = -10V , RL =10
,
ID =-1A , VGEN =-4.5V , RG =6
nC
Turn-off time
Turn-on time
KI1303EDL
Marking
Marking
LD



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com